Part Number Hot Search : 
P4SMA200 1897830 HAT3006R TC350 L6562D EM350316 ESAC34M BL1640
Product Description
Full Text Search
 

To Download GWKAGLB5BM-SRSS-30S3 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2017-11-01 1 2017-11-01 datasheet version 1.0 gw kaglb5.bm the soleriq ? s products were specifically designed for applications requiring large flux packages out of a compact area. die soleriq ? s produkte wurden speziell fr anwendungen entwickelt, die gro?en lichtstrom aus einer kompakten fl?che ben?tigen. features: besondere merkmale: ? package: chip-on-board ? geh?usetyp: chip-on-board ? viewing angle at 50 % i v : 120 ? abstrahlwinkel bei 50 % i v : 120 ? color: 2700 k - 3500 k (white) ? farbe: 2700 k - 3500 k (wei?) ? cri: min. 95 ( typ. 97 ) ? cri: min. 95 ( typ. 97 ) ? luminous flux: typ. 2245 lm @ 3000 k, 85 c ? lichtstrom: typ. 2245 lm @ 3000 k, 85 c ? luminous efficacy: typ. 108 lm/w @ 3000 k, 85 c ? lichtausbeute: typ. 108 lm/w @ 3000 k, 85 c applications anwendungen ? downlights ? downlights ? spot lights ? spot-leuchten ? indoor general lighting ? innen-allgemeinbeleuchtung ? museum lighting ? museumsbeleuchtung soleriq ? s 13
2017-11-01 2 version 1.0 gw kaglb5.bm ordering information bestellinformation type: color temperature luminous flux 1) page 17 ordering code typ: farbtemperatur lichtstrom 1) seite 17 bestellnummer i f j = 85 c [k] v [lm] gw kaglb5.bm-sqsr-27s3 2700 1940 . .. 2240 q65112a5101 gw kaglb5.bm-srss-30s3 3000 2100 ... 2400 q65112a5100 gw kaglb5.bm-ssst-35s3 3500 2240 ... 2590 q65112a5123 = 6 00 ma, t note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). only one group will anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). e. g. gw kag l b 5 . b m- srss -30s3 means that only one group sr , ss will be shippable for any packing unit. (siehe seite 5). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro verpackungseinheit geliefert. z. b. gw kag l b 5 . b m- srss -30s3 bedeutet, dass in einer verpackungseinheit nur eine der helligkeitsgruppen sr , ss enhalten ist.
    7 
0$ $
( 2,  &

$  *$.% 
%  3 2'  ( *$.%      !  %  ! 4  0 %    <&&&8 53
  %  !   %    <&&& 53 c!! % 
  %   d 8 53 . !  '%  9 c e>853:  . f&&&7> %+  g   ! 
 %     %+
'!g
'.  $  9&+h
?
'+?c ' 3c
i4b,3: j
'  $j
2017-11-01 4 version 1.0 gw kaglb5.bm characteristics (t j = 85 c; i f = 600 ma) kennwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit viewing angle at 50 % i v abstrahlwinkel bei 50 % i v (typ.) 2? 120 forward voltage 1) page 17 durchlassspannung 1) seite 17 (min.) (typ.) (max.) v f v f v f 33 37 v v v color rendering index 2) page 17 farbwiedergabe index 2) seite 17 (2700k - 3500k) (typ.) (min.) r a r a 97 95 - - "electrical" thermal resistance junction / solder point "elektrischer" w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad (with efficiency e = 38 %) (typ.) r th js el 0.4 k/w 34.7
    8 (   + 4%%(# ( ++  +  $ % 0 <: +,   $ % 0 <: +,   $    * 8: +,   ++ ' $ <: %+,  ' $ <: %+,  ' )# 8: %+,  9%!&:p j q%r 9%#&:p j q%r 9&: j qr
 ;<  f<&;
  < f;&f
< < 7>&<
 < 8; ;<&
 f    /%/ $
' * +  f: +,  
. ( ++ f: %+,  / $
' */"
 +  f: +,  
. ( ++ f: %+,   + /0 /*
. 5 78
7 &< &7;> &;7 &< 87 7
7 &<77; &< &>8 &< 87 
7 &<8> &<; &; &< 8<
version 1.0 gw kaglb5.bm 2017-11-01 7 group name on label gruppenbezeichnung auf etikett brightness helligkeit chromaticity coordinate farbort note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. ss 30s3 example: ss -30s3 beispiel: ss -30s3
 >    %
7+' 
%$ 89:;<
"
"* + ' 7 8: +,  %
7 +# 
%$ 89:;< +# 
% ( $+1"%' #  8: %+,  rel = f (); t j = 85 c; i f = 600 ma i rel = f (?); t j = 85 c gw kaglb5.bm 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 l [nm] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 f rel : v l gw kaglb5.bm -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 j [] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 i rel
    ; ,
"/   8: +, ,: +,  ' %
$ 8: %+, ,: %+,  i f = f (v f ); t j = 85 c v / v (600 ma) = f(i f ); t j = 85 c cx, cy = f(i f ); t j = 85 c gw kaglb5.bm 31 39 32 34 36 38 v f [v] 60 1380 200 400 600 800 1000 1200 i f [ma] gw kaglb5.bm 6 0 1 3 80 200 400 6 00 8 0 0 1000 1200 i f [ma] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 f v f v (600 ma ) gw kaglb5.bm 6 0 1 3 80 200 400 6 00 8 0 0 1000 1200 i f [ma] -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 d cx d cy : d cx - : d cy -
     %
7,
"%
( 8: +,  %
7,) +
 ( 8: %+,  v f = v f - v f (85 c) = f(t j ); i f = 600 ma v / v (85 c) = f(t j ); i f = 600 ma cx, cy = f(tj); i f = 600 ma gw kaglb5.bm -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 t j [c] -2 0 2 4 6 8 10 12 d v f [v] gw kaglb5.bm -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 t j [c] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 f v f v (85 c ) gw kaglb5.bm -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 t j [c] -0,04 -0,02 0,00 0,02 0,04 d cx d cy : d cx - : d cy -
version 1.0 gw kaglb5.bm 2017-11-01 11 max. permissible forward current max. zul?ssiger durchlassstrom i f = f (t) gw kaglb5.bm 0 20 40 60 80 100 t s [c] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 i f [ma] do not use below 60 ma
2017-11-01 12 version 1.0 gw kaglb5.bm package outline 8) page 17 ma?zeichnung 8) seite 17 approximate weight: 1.78 g gewicht: 1.78 g
version 1.0 gw kaglb5.bm 2017-11-01 13 barcode-product-label (bpl) barcode-produkt-etikett (bpl) tray bauteiltr?ger min. 96 pcs. per packing unit (48 units per tray, min. 2 trays per vacuum bag) / 48 teile pro bauteiltr?ger, 2 bauteiltr?ger pro vakuumverpackung note: regarding dry pack you will find further information in the internet and in the short form catalog in chapter tape and reel under the topic dry pack. here you will also find the normative references like jedec. anm.: bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel gurtung und verpackung unter dem punkt trockenverpackung. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing a humidity card. feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einer feuchteindikatorkarte.
 <    >
 +
&
'#(
"

% 
 7+
'# ( "

% $  1 
 +
.0$$ " ( 4(   )( 4?  777v8 >v8 >v8 oha02886 packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 11 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 2 4 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 22a temp st r18 demy barcode label original packing label box
    8 6  4,    g!   !   ! 3f<s>9n0    %!% %n:&@! $ !   %3 !,  '  !   ! b  $9 #   % &8:&w!  %! 9 #  % ,  ,0 g!! :, %  ! !! % !    #%    g &+% ! , g ,  0 % !! ! !   g     ! #  !  0!!   &+  !g !  0     9 & & :, % !! g! % !, !   !,!!! ,g%% !,! g !  !,  !! ! !& ' 4  !  + !    !  %
! 3f<s>9n0   %!% %n:&% $  ! %  3 h% * !  !  %' !0! 0 ! ! ' !  a !! ! b  $ 9 #! ,8:&w!   !w%/! ! 9* #! ,+ ! , 4 ! 0!: %g!  ! 4  % ! !$ !  + ! /! & a!/) d  /!  !, ! !g  "  ! 4 !$!  !   $!/ a  ! !)0 ) !& h ! %4$! !    "  9)&4&
 :,$!! ! %/ ! /!$ 
g %1 ! h0 )! !, 4 / ! !,4 !/ ! !   w!/ !* !&  '!!% % &3 %  %  !!   %!    '!!!        '&'! #  '  g  %  &h ,g   %   0  % %%    '!  ! & '   ' !/   %   4 !  &6  b $!!) !  j   !   !  ! !! %%% !.)%+  '* !& '   '  g !4 ! ! !!   )  !& )0  !, $g a g!b  ! %    !$1!! !, % !$! !% 0 w% 0!   '0 ! !&  '  !  ? %% !  !!&(  !
+b 
%!
 
!g!    !%!! !! %% ! ! 9 & &%g :  (  g ,,, 
$8 '$@
++   3! %! % !%! ! !    " % !  ! %$ & '  ' -* ) % !  +! !! !$!) &4 $!$  !
 
+b 
%!j  0 !*    !%! !*0 ! % !  +! !! 0   9)&4&+%00  :&  0  !
 ,,, 
$8 '$@
++  'x! ! %! % !  4 !  !+! ! !  %$   &
 f     '%
$  '%
$ !   !    g !    !  !  g!0  ! !   ! &   +%
a  !%! 0   %! !!  !0 !    &  % g ! !   !   g & '    !  " % ! %! ! % !!! 0! & .!%!!  !" !  !  
   !)!& ! ! ,  !  g ! ! ! ! & &
'#( (      !  $!!&@  ! y !!      & 4  % ! $ $! % 0$,   & z % 0      !& . $! %  ! !     !0  , g !g   !! & /$+  "  %18 ++  "7'   * $  $  . 0+ %*
2" 1 '  + + a 3%! ![ %!0   !    g [[ %  #  ! g 
+b
& [: +  %! !   %! !   !     g    %     !  !0 0  #                g   %,        g !  g  %& [[:   g  % ! ! 9 : 0  %!  !   %! 0,  90:   !?%!!!!%! &  ,  !0 %   !      %0  !!  & 4  0  ! ! +! 0 ! % )  ! @ 0 !   +! 0 ! ! !  
  j! &  .
' a   0 ! ! ! ! x! ! ! % '  ! g0  !& + !  !  +! ! ! $1!! ! 4  a   ! !&.*     !%! !) *! !4  !, ! !
   0  ! !  ! j  0& .
     ' !0  $    !   ! 0 !, ! !
  $  j !%! ! & +
'# ( 4 !) !
  0    ! ! 0 $!! !  !  &@ !!  !0 $!! ! !,  ! !
   0  !  !/  !  j  00*& @ ! % !  j $! %  )*$,    g  !0   !  b     &
   !   !$ !& .* j $! % ,  !  ! ! )*$ $      ! !! % ! %* !,   !  ! !   ! ! ! 6 ! !   !! & 
%b"%. 
% "++

 " * $ (  2  ,"b $c  1c "  d,'#
"c'#%' 2 (%
 a 6  4  [ * ! !  0 !  ! ! + ! !
 % ![[ ! !! !  )   !,  !! !   !g /!! g!
+b
g & [: ! $  4   ! 4 ,  !  0 !  ! ! + !  
 % ! !  )  !   ! '  $ g )  !  . !$!     0 !  ! ! +   
 % * !     
      $g/    +   
 %0 !/ & [[: 0 !  ! +  
 % !*  9: %! ! ! !% ! !61   90: *   0 ! !  0 %%& .
  g  !,$!!g! ! !  !,  a ! ! 0 ! ( ! !!a  &
2017-11-01 17 version 1.0 gw kaglb5.bm published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. glossary glossar 1) forward voltage: the forward voltage is measured during a current pulse duration of typically 1 ms with a tolerance of 0.05v . 1) vorw?rtsspannung: spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms, mit einer genauigkeit von 0.05 v ermittelt. 2) color reproduction index: color reproduction index values (cri-ra) are measured during a current pulse of typically 10 ms and with a tolerance of 2. 2) farbwiedergabe index: werte des farbwiedergabe index (cri-ra) werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 10 ms, mit einer genauigkeit von 2 ermittelt. brightness: brightness values are measured during a current pulse of typically 10 ms, with a tolerance of +/- 7%. helligkeit: helligkeitswerte werden w?hrend eines strompulses mit einer typischen dauer von 10 ms, mit einer genauigkeit von 7% ermittelt. typical values: due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. typische werte: wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. chromaticity coordinate groups: chromaticity coordinate groups are measured during a current pulse duration of typically 10ms with a tolerance of 0.005. farbortgruppen: farbortgruppen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 10 ms, mit einer genauigkeit von 0.005 ermittelt. characteristic curve: in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single leds within one packing unit. kennlinien: im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten abweichungen zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden. tolerance of measure: unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with 0.1 and dimensions are specified in mm. ma?toleranz: wenn in der zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine toleranz von 0,1. ma?e werden in mm angegeben. 3 ) 3 ) 4 ) 4 ) 5 ) 5 ) 6 ) 6 ) 7 ) 7 )


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of GWKAGLB5BM-SRSS-30S3

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X